Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MH2201WZ Arkusz danych (PDF) - Rohm

Numer części MH2201WZ
Szczegółowy opis  1200V 25A Fast Recovery Diode
Rozmiar pliku   250.49 Kbytes
Html View  1   2   3 
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MH2201WZ Arkusz danych (PDF) - Rohm



Podobny numer części - MH2201WZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M-System Co.,Ltd.
MH2201 MSYSTEM-MH2201 Datasheet
94Kb / 3P
Lightning Surge Protectors for Electronics Equipment M-RESTER
More results


Podobny opis - MH2201WZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fuji Electric
6MBI25L-120 FUJI-6MBI25L-120 Datasheet
128Kb / 4P
IGBT(1200V 25A)
6MBI25S-120 FUJI-6MBI25S-120 Datasheet
519Kb / 4P
IGBT(1200V/25A)
logo
Naina Semiconductor ltd...
25-NSFR NAINA-25-NSFR Datasheet
150Kb / 2P
Fast Recovery Diodes, 25A
logo
Thinki Semiconductor Co...
DSEP29-12A THINKISEMI-DSEP29-12A Datasheet
2Mb / 3P
30A,1200V SwitchMode Single Fast Recovery Epitaxial Diode
logo
MacMic
MM25G3T120B MACMIC-MM25G3T120B Datasheet
289Kb / 5P
1200V 25A IGBT
logo
Rohm
MH2205WZ ROHM-MH2205WZ Datasheet
1Mb / 4P
1200V 50A Fast Recovery Diode
2021.08 - Rev.A
MH2206WZ ROHM-MH2206WZ Datasheet
1Mb / 4P
1200V 75A Fast Recovery Diode
2021.08 - Rev.A
MH2207WZ ROHM-MH2207WZ Datasheet
1Mb / 4P
1200V 100A Fast Recovery Diode
2021.08 - Rev.A
MH2208WZ ROHM-MH2208WZ Datasheet
1Mb / 4P
1200V 150A Fast Recovery Diode
2021.08 - Rev.A
MH2209WZ ROHM-MH2209WZ Datasheet
1Mb / 4P
1200V 200A Fast Recovery Diode
2021.08 - Rev.A
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com