Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1115A Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.

Numer części 1115A
Szczegółowy opis  Type JX Thermocouple, 1 Pr #16 Sol, FEP Ins Wht, Red, OS, Blk FEP Jkt,300V PLTC CL2P 200C SUN RES
Rozmiar pliku   177.02 Kbytes
Html View  1   2 
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.

1115A Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.



Podobny numer części - 1115A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ashcroft, Inc.
1115A ASHCROFT-1115A Datasheet
2Mb / 2P
1115A & 1115P Capillary Siphons
RevC_04-14-22
More results


Podobny opis - 1115A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
83930 BELDEN-83930 Datasheet
157Kb / 2P
Type JX Thermocouple, 1 Pr #20 Str, FEP Ins Wht, Red, Blk FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
11-09-2022
83932 BELDEN-83932 Datasheet
158Kb / 2P
Type JX Thermocouple, 1 Pr #20 Str, FEP Ins Wht, Red, Blk FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
11-09-2022
1116A BELDEN-1116A Datasheet
162Kb / 2P
Type KX Thermocouple, 1 Pr #16 Sol, FEP Ins Yel, Red, OS, Yellow FEP Jkt,300V PLTC CL2P 200C SUN RES
04-14-2023
1117A BELDEN-1117A Datasheet
160Kb / 2P
Type TX Thermocouple, 1 Pr #16 Sol, FEP Ins Blu, Red, OS, Blue FEP Jkt,300V PLTC CL2P 200C SUN RES
04-14-2023
83900 BELDEN-83900 Datasheet
157Kb / 2P
Type J Thermocouple, 1 Pr #20 Sol, FEP Ins Wht, Red, Brn FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
04-14-2023
83910 BELDEN-83910 Datasheet
156Kb / 2P
Type T Thermocouple, 1 Pr #20 Sol, FEP Ins Blu, Red, Brn FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
04-14-2023
83915 BELDEN-83915 Datasheet
157Kb / 2P
Type E Thermocouple, 1 Pr #20 Sol, FEP Ins Pur, Red, Brn FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
11-09-2022
1114A BELDEN-1114A Datasheet
160Kb / 2P
Type EX Thermocouple, 1 Pr #16 Sol, FEP Ins Wht, Red, OS, Purple FEP Jkt,300V PLTC CL2P 200C SUN RES
04-14-2023
83950 BELDEN-83950 Datasheet
173Kb / 2P
Type JX Thermocouple, 1 Pr #20 Str, FEP Ins Wht, Red, Blk FEP Jkt, 300V CL3P 200C PLTC SUN RES
04-28-2023
83951 BELDEN-83951 Datasheet
160Kb / 2P
Type JX Thermocouple, 1 Pr #16 Str,FEP Ins Wht, Red, OS, Blk FEP Jkt,300V CL3P 200C PLTC SUN RES
04-14-2023
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com