Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STBV22W300AY2 Arkusz danych (PDF) - Innogration Technologies, Inc.

Numer części STBV22W300AY2
Szczegółowy opis  Gallium Nitride 50V, 300W,1.8-2.2GHz RF Power Transistor
Rozmiar pliku   1031.42 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
Producent  INNOGRATION [Innogration Technologies, Inc.]
Strona internetowa  http://www.innogration.net/index.htm
Logo INNOGRATION - Innogration Technologies, Inc.

STBV22W300AY2 Arkusz danych (PDF) - Innogration Technologies, Inc.



Podobny numer części - STBV22W300AY2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Innogration Technologie...
STBV22W200C9 INNOGRATION-STBV22W200C9 Datasheet
1Mb / 6P
GaN HEMT 50V, 200W,1.8-2.2GHz Full band RF Power Transistor
More results


Podobny opis - STBV22W300AY2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
NPT1004 MA-COM-NPT1004 Datasheet
541Kb / 6P
Gallium Nitride 28V, 45W RF Power Transistor
NPT1007 MA-COM-NPT1007 Datasheet
1,018Kb / 7P
Gallium Nitride 28V, 200W RF Power Transistor
NPT1012 MA-COM-NPT1012 Datasheet
1,019Kb / 8P
Gallium Nitride 28V, 25W RF Power Transistor
NPT25015 MA-COM-NPT25015 Datasheet
624Kb / 8P
Gallium Nitride 28V, 23W RF Power Transistor
NPT25100 MA-COM-NPT25100 Datasheet
1Mb / 13P
Gallium Nitride 28V, 125W RF Power Transistor
NPT35050A MA-COM-NPT35050A Datasheet
673Kb / 10P
Gallium Nitride 28V, 65W RF Power Transistor
NPTB00004 MA-COM-NPTB00004 Datasheet
953Kb / 10P
Gallium Nitride 28V, 5W RF Power Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
NPT1010 ETC2-NPT1010 Datasheet
1Mb / 10P
Gallium Nitride 28V, 100W RF Power Transistor
NPT35015 ETC2-NPT35015 Datasheet
716Kb / 10P
Gallium Nitride 28V, 18W RF Power Transistor
NPT35050A ETC2-NPT35050A Datasheet
673Kb / 10P
Gallium Nitride 28V, 65W RF Power Transistor
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com