Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STBV22280BY4 Arkusz danych (PDF) - Innogration Technologies, Inc.

Numer części STBV22280BY4
Szczegółowy opis  GaN HEMT 50V, 280W,1.8-2.2GHz RF Power Transistor
Rozmiar pliku   1237.49 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
Producent  INNOGRATION [Innogration Technologies, Inc.]
Strona internetowa  http://www.innogration.net/index.htm
Logo INNOGRATION - Innogration Technologies, Inc.

STBV22280BY4 Arkusz danych (PDF) - Innogration Technologies, Inc.



Podobny numer części - STBV22280BY4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Innogration Technologie...
STBV22351BY4 INNOGRATION-STBV22351BY4 Datasheet
1Mb / 9P
GaN HEMT 50V, 350W,1.8-2.2GHz RF Power Transistor
STBV22352BY4 INNOGRATION-STBV22352BY4 Datasheet
1Mb / 6P
GaN HEMT 50V, 350W,1.8-2.2GHz RF Power Transistor
STBV22500BY4 INNOGRATION-STBV22500BY4 Datasheet
1Mb / 6P
GaN HEMT 50V, 500W,2.1-2.2GHz RF Power Transistor
STBV22W200C9 INNOGRATION-STBV22W200C9 Datasheet
1Mb / 6P
GaN HEMT 50V, 200W,1.8-2.2GHz Full band RF Power Transistor
STBV22W300AY2 INNOGRATION-STBV22W300AY2 Datasheet
1Mb / 5P
Gallium Nitride 50V, 300W,1.8-2.2GHz RF Power Transistor
More results


Podobny opis - STBV22280BY4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAGX-001220-100L00 MA-COM-MAGX-001220-100L00 Datasheet
833Kb / 6P
GaN HEMT Power Transistor
MAGX-001220-100L00 MA-COM-MAGX-001220-100L00_15 Datasheet
833Kb / 6P
GaN HEMT Power Transistor
logo
Ampleon Netherlands B.V...
CLF1G0035-100 AMPLEON-CLF1G0035-100 Datasheet
1Mb / 20P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 6 ??8 January 2016
CLF1G0035-100P AMPLEON-CLF1G0035-100P Datasheet
1Mb / 16P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 4 ??24 February 2016
CLF1G0035-200P AMPLEON-CLF1G0035-200P Datasheet
1Mb / 19P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 1 ??22 April 2016
CLF1G0035-50 AMPLEON-CLF1G0035-50 Datasheet
1Mb / 19P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 6 ??8 January 2016
CLF1G0060-10 AMPLEON-CLF1G0060-10 Datasheet
1Mb / 18P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 5 ??18 February 2016
CLF1G0060-30 AMPLEON-CLF1G0060-30 Datasheet
1Mb / 19P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 7 ??5 February 2018
CLF3H0035-100 AMPLEON-CLF3H0035-100 Datasheet
1Mb / 12P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 1 ??23 December 2021
CLF3H0060-30 AMPLEON-CLF3H0060-30 Datasheet
2Mb / 29P
Broadband RF power GaN HEMT
Rev. 1 ??20 December 2021
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com