Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

371-25 Arkusz danych (PDF) - AEL Crystals Ltd

Numer części 371-25
Szczegółowy opis  3.2x2.5mm Low Current SMD Oscillators
Rozmiar pliku   85.23 Kbytes
Html View  1 
Producent  AEL [AEL Crystals Ltd]
Strona internetowa  http://www.aelcrystals.co.uk
Logo AEL - AEL Crystals Ltd

371-25 Arkusz danych (PDF) - AEL Crystals Ltd



Podobny numer części - 371-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pro-Signal
371-2527 PROSIGNAL-371-2527 Datasheet
23Kb / 1P
Mono 3.5mm Jack Plug to Mono 3.5mm Jack Plug
371-2539 PROSIGNAL-371-2539 Datasheet
23Kb / 1P
Mono 3.5mm Jack Plug to Mono 3.5mm Jack Plug
More results


Podobny opis - 371-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fox Electronics
F330A FOX-F330A Datasheet
235Kb / 2P
HCMOS 3.2x2.5mm 3.3V SMD Oscillator
logo
AEL Crystals Ltd
AEL371 AEL-AEL371 Datasheet
34Kb / 1P
3.2x2.5mm Low Current SMD Oscillators - Type 371
AEL471 AEL-AEL471 Datasheet
77Kb / 1P
7.5x5.0mm Low Current SMD Oscillators - Type 471
AEL671 AEL-AEL671 Datasheet
118Kb / 2P
5.0 x 3.2mm Low Current SMD Oscillators - Type 671
logo
Fox Electronics
O3HL FOX-O3HL Datasheet
242Kb / 3P
HCMOS 3.2x2.5mm SMD Oscillator
O3HS FOX-O3HS Datasheet
343Kb / 7P
HCMOS 3.2x2.5mm SMD Oscillator
O3LS FOX-O3LS Datasheet
211Kb / 3P
3.2x2.5mm SMD LVDS Oscillator
O3SL FOX-O3SL Datasheet
217Kb / 3P
3.2x2.5mm HCSL SMD Oscillator
Y3H FOX-Y3H Datasheet
239Kb / 3P
HCMOS 3.2x2.5mm SMD VCXO
logo
Yuechung International ...
TX324TK YIC-TX324TK Datasheet
257Kb / 1P
TX324TK Series : Temperature Compensation Crystal Oscillators - 32.768KHz 3.2x2.5mm
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com