Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N6316 Arkusz danych (PDF) - Sensitron

Numer części 1N6316
Szczegółowy opis  ZENER 500mW VOLTAGE REGULATOR
Rozmiar pliku   127.68 Kbytes
Html View  1   2   3   4 
Producent  SENSITRON [Sensitron]
Strona internetowa  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron

1N6316 Arkusz danych (PDF) - Sensitron



Podobny numer części - 1N6316

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6316 CDI-DIODE-1N6316 Datasheet
111Kb / 2P
500 mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6316 MICROSEMI-1N6316 Datasheet
96Kb / 2P
500 mW GLASS ZENER DIODES
1N6316 MICROSEMI-1N6316 Datasheet
132Kb / 2P
500mW ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6316 NJSEMI-1N6316 Datasheet
142Kb / 1P
500 mW ZENER DIODES, NON CAVITY CONSTRUCTION, METALLURGICALLY BONDED
1N6316 NJSEMI-1N6316 Datasheet
255Kb / 1P
1/2 WATT ZENER DIODES , DO-35 HARD GLASS PACKAGE
More results


Podobny opis - 1N6316

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N6320 MICROSEMI-1N6320 Datasheet
132Kb / 2P
500mW ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX55C TSC-BZX55C Datasheet
73Kb / 3P
500mW Zener Diode
BZV79C2V0 TSC-BZV79C2V0 Datasheet
138Kb / 2P
500mW Surface Mount Zener Voltage Regulator
logo
Seme LAB
1N750AD1A SEME-LAB-1N750AD1A Datasheet
569Kb / 3P
500mW ZENER DIODE
logo
Microsemi Corporation
1N5518BUR MICROSEMI-1N5518BUR_08 Datasheet
123Kb / 2P
ZENER DIODE, 500mW
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZV79C2V4 TSC-BZV79C2V4 Datasheet
152Kb / 2P
500mW Surface Mount Zener Voltage Regulator
logo
Seme LAB
1N5221-LCC3 SEME-LAB-1N5221-LCC3 Datasheet
80Kb / 2P
500mW ZENER VOLTAGE REGULATOR
logo
Zibo Seno Electronic En...
BZX55C ZSELEC-BZX55C Datasheet
48Kb / 3P
500mW ZENER DIODE
logo
TT Electronics.
1N6309BD2A TTELEC-1N6309BD2A Datasheet
182Kb / 4P
500mW ZENER DIODES
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZT52C2V0 AITSEMI-BZT52C2V0 Datasheet
405Kb / 6P
ZENER DIODE 500mW, ZENER VOLTAGE 2.0V TO 75V
REV2.0
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com