Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HMC663LC3 Arkusz danych (PDF) - Hittite Microwave Corporation

Numer części HMC663LC3
Szczegółowy opis  GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 Mixer, 6 - 12 GHz
Rozmiar pliku   524.44 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
Producent  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Strona internetowa  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC663LC3 Arkusz danych (PDF) - Hittite Microwave Corporation



Podobny numer części - HMC663LC3_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC663LC3 HITTITE-HMC663LC3 Datasheet
224Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 6 - 12 GHz
More results


Podobny opis - HMC663LC3_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC410MS8G HITTITE-HMC410MS8G Datasheet
214Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 9.0 - 15.0 GHz
HMC130 HITTITE-HMC130_07 Datasheet
181Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 11 GHz
HMC144LH5 HITTITE-HMC144LH5 Datasheet
263Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 20 GHz
HMC663LC3 HITTITE-HMC663LC3 Datasheet
224Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 6 - 12 GHz
HMC130 HITTITE-HMC130_09 Datasheet
196Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 11 GHz
HMC141 HITTITE-HMC141_09 Datasheet
224Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 18 GHz
HMC144LH5 HITTITE-HMC144LH5_08 Datasheet
195Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 20 GHz
HMC316MS8 HITTITE-HMC316MS8_08 Datasheet
206Kb / 6P
GaAs MMIC HIGH IP3 DOUBLE-BALANCED MIXER, 1.5 - 3.8 GHz
HMC410AMS8G HITTITE-HMC410AMS8G Datasheet
588Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 9 - 15 GHz
HMC410MS8G HITTITE-HMC410MS8G_10 Datasheet
489Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED HIGH IP3 MIXER, 9 - 15 GHz
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com