Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

856288 Arkusz danych (PDF) - TriQuint Semiconductor

Numer części 856288
Szczegółowy opis  465 MHz SAW Filter
Rozmiar pliku   477.54 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
Producent  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor

856288 Arkusz danych (PDF) - TriQuint Semiconductor



Podobny numer części - 856288_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
856288 TRIQUINT-856288 Datasheet
558Kb / 5P
465 MHz SAW Filter
More results


Podobny opis - 856288_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TriQuint Semiconductor
855991 TRIQUINT-855991 Datasheet
578Kb / 5P
465 MHz SAW Filter
856288 TRIQUINT-856288 Datasheet
558Kb / 5P
465 MHz SAW Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
Johanson Technology Inc...
0465BL15B100 JOHANSON-0465BL15B100 Datasheet
137Kb / 2P
465 MHz Balun
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0206A TAI-SAW-TB0206A Datasheet
659Kb / 5P
IF SAW Filter 465 MHz
TA1257A TAI-SAW-TA1257A Datasheet
438Kb / 8P
SAW Filter 465 MHz
TB0582A TAI-SAW-TB0582A Datasheet
216Kb / 7P
SAW Filter 465 MHz BW6MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com