Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PE42424 Arkusz danych (PDF) - Peregrine Semiconductor

Numer części PE42424
Szczegółowy opis  UltraCMOS SPDT RF Switch 100 MHz?? GHz
Rozmiar pliku   1154.23 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
Producent  PSEMI [Peregrine Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.psemi.com
Logo PSEMI - Peregrine Semiconductor

PE42424 Arkusz danych (PDF) - Peregrine Semiconductor



Podobny numer części - PE42424

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Peregrine Semiconductor...
PE4242 PEREGRINE-PE4242 Datasheet
276Kb / 8P
SPDT UltraCMOS??RF Switch
PE4242 PEREGRINE-PE4242 Datasheet
278Kb / 9P
SPDT UltraCMOS??RF Switch
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4242 PASTERNACK-PE4242 Datasheet
300Kb / 2P
C Male Connector Clamp/Solder Attachment For RG58, RG55, RG141, RG142, RG223, RG400
PE4242 PASTERNACK-PE4242 Datasheet
316Kb / 3P
C Male Connector Clamp/Solder Attachment
logo
Peregrine Semiconductor...
PE4242-EK PEREGRINE-PE4242-EK Datasheet
276Kb / 8P
SPDT UltraCMOS??RF Switch
More results


Podobny opis - PE42424

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Peregrine Semiconductor...
PE4210 PEREGRINE-PE4210 Datasheet
245Kb / 7P
SPDT UltraCMOS??RF Switch DC - 3000 MHz
PE42552 PEREGRINE-PE42552 Datasheet
398Kb / 9P
SPDT UltraCMOS RF Switch DC - 7500 MHz
logo
Peregrine Semiconductor
PE42420 PSEMI-PE42420 Datasheet
355Kb / 11P
UltraCMOS SPDT RF Switch 100 ??6000 MHz
PE42423 PSEMI-PE42423 Datasheet
448Kb / 11P
UltraCMOS SPDT RF Switch 100 MHz - 6 GHz
PE4259 PSEMI-PE4259 Datasheet
651Kb / 9P
SPDT High Power UltraCMOS 10 MHz ??3.0 GHz RF Switch
PE42421 PSEMI-PE42421 Datasheet
325Kb / 9P
SPDT UltraCMOS 10 MHz ??3.0 GHz RF Switch
PE4259 PSEMI-PE4259 Datasheet
479Kb / 9P
SPDT High Power UltraCMOS 10 MHz ??3.0 GHz RF Switch
PE42524 PSEMI-PE42524 Datasheet
347Kb / 16P
UltraCMOS SPDT RF Switch, 10 MHz-40 GHz
PE42822 PSEMI-PE42822 Datasheet
460Kb / 21P
UltraCMOS SPDT RF Switch, 700 MHz-3.8 GHz
PE423422 PSEMI-PE423422 Datasheet
366Kb / 13P
UltraCMOS SPDT RF Switch 100??000 MHz
More results

Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com