Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STB200NF04T4 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części STB200NF04T4
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 40V - 120 A - 3.3 mOHM TO-220/D2PAK/I2PAK STripFETII MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB200NF04T4 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STB200NF04T4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB200NF04T4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
STP200NF04 - STB200NF04 - STB200NF04-1
8/15
Table 9: 6th Order RC Network
Figure 18: Schematic of 6th Order RC Network
Parameter
Node
Value
CTHERM1
1 - 2
1.4958E-3
CTHERM2
2 - 3
3.5074E-2
CTHERM3
3 - 4
5.939E-2
CTHERM4
4 - 5
9.7411E-2
CTHERM5
5 - 6
8.8596E-2
CTHERM6
6 - 7
8.2755E-1
RTHERM1
1 - 2
0.0384
RTHERM2
2 - 3
0.0624
RTHERM3
3 - 4
0.072
RTHERM4
4 - 5
0.0912
RTHERM5
5 - 6
0.1008
RTHERM6
6 - 7
0.1152
SPICE THERMAL MODEL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com