Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3906M Arkusz danych(PDF) 1 Page - ebm-papst

Numer części 3906M
Szczegółowy opis  AC axial compact fan
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EBMPAPST [ebm-papst]
Strona internetowa  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

3906M Arkusz danych(HTML) 1 Page - ebm-papst

  3906M_16 Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 3906M_16 Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 3906M_16 Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 3906M_16 Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
AC axial compact fan
3906 M
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
Fax +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
Nominal data
Type
3906 M
Phase
1~
Nominal voltage
VAC
115
Frequency
Hz
60
Speed (rpm)
min-1
2600
Power consumption
W
5.0
Min. ambient temperature
°C
-40
Max. ambient temperature
°C
80
Air flow
m3/h
53
Sound power level
B
4.6
Sound pressure level
dB(A)
34
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change
ENU (Web) · 2016-11-18 · Page 1 / 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com


Podobny numer części - 3906M_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ebm-papst
3906M EBMPAPST-3906M Datasheet
358Kb / 1P
TUBEAXIAL
3906M EBMPAPST-3906M Datasheet
292Kb / 4P
AC axial compact fan
More results

Podobny opis - 3906M_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ebm-papst
AC6100NM EBMPAPST-AC6100NM_11 Datasheet
100Kb / 3P
AC axial compact fan
logo
Molex Electronics Ltd.
AC3200JH MOLEX10-AC3200JH Datasheet
174Kb / 4P
AC axial compact fan
logo
ebm-papst
4550N EBMPAPST-4550N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
4580Z EBMPAPST-4580Z Datasheet
285Kb / 4P
AC axial compact fan
4586Z EBMPAPST-4586Z Datasheet
285Kb / 4P
AC axial compact fan
4600TA EBMPAPST-4600TA Datasheet
209Kb / 3P
AC axial compact fan
4606N EBMPAPST-4606N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
4650N EBMPAPST-4650N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
5606S EBMPAPST-5606S Datasheet
287Kb / 4P
AC axial compact fan
5900 EBMPAPST-5900 Datasheet
293Kb / 4P
AC axial compact fan
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com