Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBM673 Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBM673
Szczegółowy opis  Outdoor displays
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBM673 Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBM673 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBM673 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 2.2 - OS-PCN-2016-012-A
LB M673
2017-01-24
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
L1
11.2
14
40
L2
14
18
50
M1
18
22.4
60
M2
22.4
28
80
N1
28
35.5
100
N2
35.5
45
120
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
Z4
2.70
2.90
46
2.90
3.20
A4
3.20
3.40
Group
blue
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
461
465
3
465
469
4
469
473
5
473
477
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21