Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ES2CSMA Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części ES2CSMA
Szczegółowy opis  Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ES2CSMA Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ES2CSMA Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ES2CSMA Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ES2ASMA ... ES2JSMA
ES2ASMA ... ES2JSMA
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Superschnelle SMD-Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad
IFAV = 2/3 A
VF1 < 0.90 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...600 V
IFSM = 50/55 A
trr
< 20...35 ns
Version 2017-12-12
~ SMA / ~ DO-214AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies
High efficient switching stages
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Standardausführung 1)
Features
Extremely low reverse recovery time
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Extrem niedrige Sperrverzugszeit
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
7500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.07 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Reverse breakdown voltage
Sperrspannung im Abbruch
VRSM [V] @ IRSM = 100 µA
ES2ASMA
50
> 75
ES2BSMA
100
> 150
ES2CSMA
150
> 200
ES2DSMA
200
> 250
ES2JSMA
600
> 650
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
TT = 80°C
IFAV
2 A
3 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TT = 100°C
IFRM
10 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
50 A
55 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
12.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1
± 0.3
4.5± 0.3
5
± 0.2
Pb
RoHS


Podobny numer części - ES2CSMA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
ES2CSMA DIOTEC-ES2CSMA Datasheet
105Kb / 2P
Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
More results

Podobny opis - ES2CSMA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
ES1A DIOTEC-ES1A_15 Datasheet
150Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES3A DIOTEC-ES3A_15 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L Datasheet
148Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR860 DIOTEC-MUR860 Datasheet
176Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_16 Datasheet
135Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_17 Datasheet
149Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L_18 Datasheet
137Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
UFT800A DIOTEC-UFT800A_17 Datasheet
168Kb / 2P
Superfast Efficient Rectifier Diodes
UGB8AT DIOTEC-UGB8AT Datasheet
162Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A_18 Datasheet
143Kb / 2P
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com