| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L78L08ACZ Arkusz danych(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L08ACZ Arkusz danych(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 24 page ![]() L78L00 SERIES 20/24 DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.4 1.6 55.1 63.0 B 0.44 0.56 17.3 22.0 B1 0.36 0.48 14.2 18.9 C 0.35 0.44 13.8 17.3 C1 0.35 0.44 13.8 17.3 D 4.4 4.6 173.2 181.1 D1 1.62 1.83 63.8 72.0 E 2.29 2.6 90.2 102.4 e 1.42 1.57 55.9 61.8 e1 2.92 3.07 115.0 120.9 H 3.94 4.25 155.1 167.3 L 0.89 1.2 35.0 47.2 SOT-89 MECHANICAL DATA P025H |