Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KWDMLN31.SG Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części KWDMLN31.SG
Szczegółowy opis  SYNIOS P2720
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDMLN31.SG Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button KWDMLN31.SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KWDMLN31.SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Version 1.3
KW DMLN31.SG
2016-10-24
9
Forward Current 5) page 22 , 6) page 22
Durchlassstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 22 , 6) page 22
Relativer Lichtstrom 5) Seite 22 , 6) Seite 22
ΦVV(200 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 22
Farbortverschiebung 5) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
KW DMLN31.SG
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
VF [V]
5
50
100
150
200
250
300
IF [mA]
KW DMLN31.SG
5
50
10
0
15
0
20
0
25
0
30
0
IF [mA]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
ΦV
ΦV(200mA)
KW DMLN31.SG
5
50
10
0
15
0
20
0
25
0
30
0
IF [mA]
-0,03
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
∆Cx
∆Cy
:
Cx
:
Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com