Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LST67B Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LST67B
Szczegółowy opis  TOPLED
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST67B Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LST67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.0
LS T67B
2013-08-14
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
S1
180
224
600
S2
224
280
750
T1
280
355
950
T2
355
450
1200
U1
450
560
1500
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
super red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
627
639
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19