Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTA67C Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części LTA67C
Szczegółowy opis  SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTA67C Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LTA67C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTA67C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.2 - OS-PCN-2016-012-A
LT A67C
2017-01-24
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 20
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 20
Dominant Wavelength Groups
3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
S2
224
280
756
T1
280
355
952.5
T2
355
450
1207.5
U1
450
560
1515
U2
560
710
1905
V1
710
900
2415
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
66
3.00
3.30
C6
3.30
3.60
J6
3.60
3.90
Q4
3.90
4.10
Group
true green
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
519
525
4
525
531
5
531
537
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com