| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST25DV16K Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST25DV16K Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 220 page ![]() Contents ST25DV04K ST25DV16K ST25DV64K 6/220 DocID027603 Rev 4 9 Device parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9.1 Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9.2 I2C DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 9.3 GPO Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 9.4 RF electrical parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 10 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 10.1 SO8N package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 10.2 TSSOP8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 10.3 UFDFN8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 10.4 UFDFPN12 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 10.5 WLCSP10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 11 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Appendix A Bit representation and coding for fast commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 A.1 Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 A.1.1 High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 A.1.2 Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 A.2 ST25DVxxx to VCD frames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 A.3 SOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 A.3.1 High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 A.3.2 Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 A.4 EOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 A.4.1 High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 A.4.2 Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Appendix B I2C sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 B.1 Device select codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 B.2 I2C Byte writing and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 B.2.1 I2C byte write in user memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 B.2.2 I2C byte writing in dynamic registers and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 B.2.3 I2C byte write in mailbox and polling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 B.2.4 I2C byte write and polling in system memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 B.3 I2C sequential writing and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 |