| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LUWCR7P Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWCR7P Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2017-12-05 2 Version 1.4 LUW CR7P (streetwhite) Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 23 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 350 mA [K] ΦV [lm] LUW CR7P-LRLT-GPGR-1 7500 130 ... 164 Q65111A4826 LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 6500 140 ... 180 Q65111A3825 LUW CR7P-LRLT-HPHR-1 6500 130 ... 164 Q65111A4269 LUW CR7P-LRLT-HPJR-1 6000 130 ... 164 Q65111A2506 LUW CR7P-LSLU-JPJR-1 5700 140 ... 180 Q65111A4275 LUW CR7P-LRLT-JPJR-1 5500 130 ... 164 Q65111A2912 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 means that only one group LS, LT, LU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,MX will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LS, LT, LU enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CR7P-LSLU-HPHR-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,MX enthalten (siehe Seite 5). |