Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-180NQ045PBF Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Numer części VS-180NQ045PBF
Szczegółowy opis  High Performance Schottky Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-180NQ045PBF Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-180NQ045PBF_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Document Number: 95020
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 20-May-09
1
D-67 HALF-PAK
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS in millimeters (inches)
30 ± 0.05
(1.2 ± 0.002)
5 (0.20)
4 (0.16)
13 (0.51)
24.4 (0.96)
5 (0.196) + 45°
Ø 7.3 ± 0.1 (0.29 ± 0.0039)
17.5 (0.69)
16.5 (0.65)
Ø 4.3
- 0.1
0.0
(Ø 0.169
)
- 0.004
0.000
¼" - 20 UNC
40 MAX. (1.58)
21 (0.82)
20 (0.78)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com