Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PE7127 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

Numer części PE7127
Szczegółowy opis  50 Ohm SMA SP4T PIN Diode Switch
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Strona internetowa  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE7127 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE7127 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7127 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7127 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
© 2014 Pasternack Enterprises All Rights Reserved
PE7127
CAD Drawing
50 Ohm SMA SP4T PIN Diode Switch Operating From 1 GHz to 18 GHz Up To +27 dBm
PE7127 REV 1.3



Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com