| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
GFDASPA2.24 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GFDASPA2.24 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 21 page ![]() 2017-12-12 2 Version 1.1 GF DASPA2.24 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Power Ordering Code Typ: Strahlungsleistung Bestellnummer I F = 100 mA ΦE [mW] GF DASPA2.24-PMPO-1-1 56 ... 71 Q65112A3446 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GF DASPA2.24-PMPO-1-1 means that only one group PM, PN, PO will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GF DASPA2.24-PMPO-1-1 means that only one forward voltage group E,F,G will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GF DASPA2.24-PMPO-1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PM, PN, PO enhalten ist. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GF DASPA2.24-PMPO-1-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen E,F,G enthalten (siehe Seite 5). 1) page 20 1) Seite 20 |