| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CS43L36 Arkusz danych(PDF) 31 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS43L36 Arkusz danych(HTML) 31 Page - Cirrus Logic |
|
31 / 89 page ![]() DS1081F3 31 CS43L36 4.4 Clocking Architecture 4.00 1 00 0x2D 0x28 8CE7 11 0x10 11.2896 90 1 1 00 0x30 0x00 0000 11 0x10 12 96 1 1 00 0x30 0x00 0000 01 0x10 12.288 98 1 4.096 1 00 0x2B 0x11 0000 01 0x10 11.2896 88 1 1 00 0x2E 0xE0 0000 11 0x10 12 94 1 1 00 0x30 0x00 0000 11 0x10 12.288 96 1 5.6448 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x10 11.2896 128 1 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x08 22.5792 128 2 6 1 01 0x3C 0x36 1134 11 0x10 11.2896 120 1 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x10 12 128 1 1 01 0x40 0x00 0000 01 0x10 12.288 131 1 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x08 24 128 2 1 01 0x40 0x00 0000 01 0x08 24.576 131 2 6.144 1 01 0x39 0x6C 0000 01 0x10 11.2896 118 1 1 01 0x3E 0x80 0000 11 0x10 12 125 1 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x10 12.288 128 1 1 01 0x3E 0x80 0000 11 0x08 24 125 2 1 01 0x40 0x00 0000 11 0x08 24.576 128 2 9.6 1 10 0x49 0x80 0000 01 0x10 11.2896 150 1 1 10 0x50 0x00 0000 11 0x10 12 80 2 1 10 0x50 0x00 0000 01 0x10 12.288 82 2 1 10 0x49 0x80 0000 01 0x08 22.5792 150 2 1 10 0x50 0x00 0000 11 0x08 24 107 3 1 10 0x50 0x00 0000 01 0x08 24.576 109 3 11.2896 0 — — — — — 11.2896 — — 1 10 0x40 0x00 0000 11 0x08 22.5792 128 2 12 1 10 0x3C 0x36 1134 11 0x10 11.2896 120 1 0 — — — — — 12.0000 — — 1 10 0x40 0x00 0000 01 0x10 12.288 131 1 1 10 0x40 0x00 0000 11 0x08 24 128 2 1 10 0x40 0x00 0000 01 0x08 24.576 131 2 12.2880 1 10 0x39 0x6C 0000 01 0x10 11.2896 118 1 1 10 0x3E 0x80 0000 11 0x10 12 125 1 0 — — — — — 12.2880 — — 1 10 0x3E 0x80 0000 11 0x08 24 125 2 1 10 0x40 0x00 0000 11 0x08 24.576 128 2 13 1 10 0x39 0xAB 52B5 01 0x11 11.2896 111 1 1 10 0x3B 0x13 B13B 11 0x10 12 118 1 1 10 0x3B 0x13 B13B 01 0x10 12.288 121 1 19.2 1 11 0x49 0x80 0000 01 0x10 11.2896 150 1 1 11 0x50 0x00 0000 11 0x10 12 80 2 1 11 0x50 0x00 0000 01 0x10 12.288 82 2 1 11 0x49 0x80 0000 01 0x08 22.5792 150 2 1 11 0x50 0x00 0000 11 0x08 24 107 3 1 11 0x50 0x00 0000 01 0x08 24.576 109 3 22.5792 1 11 0x40 0x00 0000 11 0x10 11.2896 128 1 0 — — — — — 22.5792 — — 24 1 11 0x3C 0x36 1134 11 0x10 11.2896 120 1 1 11 0x40 0x00 0000 11 0x10 12 128 1 1 11 0x40 0x00 0000 01 0x10 12.288 131 1 0 — — — — — 24 — — 1 11 0x40 0x00 0000 01 0x08 24.576 131 2 24.576 1 11 0x39 0x6C 0000 01 0x10 11.2896 118 1 1 11 0x3E 0x80 0000 11 0x10 12 125 1 1 11 0x40 0x00 0000 11 0x10 12.288 128 1 1 11 0x3E 0x80 0000 11 0x08 24 125 2 0 — — — — — 24.576 — — Table 4-4. Common PLL Setting Examples (Cont.) SCLK (MHz) MCLK_SRC_SEL (see p. 64) 1 SCLK_PREDIV (see p. 66) 2 PLL_DIV_INT (see p. 72) PLL_DIV_FRAC (see p. 72) 2 PLL_MODE (see p. 72) PLL_DIVOUT (see p. 72) 3 MCLKINT (MHz) PLL_CAL_RATIO (see p. 72) n [4] |