Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LTG6SP Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LTG6SP
Szczegółowy opis  Advanced Power TOPLED
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTG6SP Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-03-04
2
Version 1.2
LT G6SP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 140 mA
IV [cd]
LT G6SP-CBEB-25-1
3.55 ... 11.2
Q65110A5874
LT G6SP-CBEB-36-1
3.55 ... 11.2
Q65110A4673
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LT G6SP-CBEB-36-1 means that
only one group CB, DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will
not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LT G6SP-CBEB-36-1 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LT G6SP-CBEB-36-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6. In order to ensure availability, single wavelength
groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LT G6SP-CBEB-36-1 means that only one forward voltage group 3,4,5,6,7 will be shippable. In order to
ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LT G6SP-CBEB-36-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CB, DA, DB, EA, EB enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LT G6SP-CBEB-36-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 6). LT G6SP-CBEB-36-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LT G6SP-CBEB-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5,6,7 enthalten (siehe Seite 5). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22