| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LCYCLBP Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCYCLBP Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2018-02-27 2 Version 1.8 LCY CLBP Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G 97 ... 150 Q65112A3583 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G means that only one group KZ, LX, LY will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KZ, LX, LY enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCY CLBP-KZLY-5F5G-8E8G bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G enthalten (siehe Seite 5). |