Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LAA67F Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LAA67F
Szczegółowy opis  SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAA67F Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAA67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAA67F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2017-05-11
8
Version 1.3
LA A67F
Forward Current 7) page 20 , 8) page 20
Durchlassstrom 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 20 , 8) page 20
Relative Lichtstärke 7) Seite 20 , 8) Seite 20
IV/IV(30 mA) = f(IF); TS = 25 °C
OHL02665
mA
10
0
V
10
1
2
10
IF
VF
2.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.5
amber, orange
yellow
super red, red
OHL02812
I
F
I
I
V (30 mA)
V
10
10
5
2
10
mA
0
1
0
10
10
1
10
-1
5
10
-2
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com