Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LAL296 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LAL296
Szczegółowy opis  SMARTLED
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAL296 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAL296_12 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAL296_12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LA L296
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LA L296-P2R1-1
56 ... 140
Q65110A3236
LA L296-Q2R2-1
90 ... 180
Q65110A3237
LA L296-P1R2
45 ... 180
Q65110A3235
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA L296-P1R2 means that only one group P1, P2, Q1,
Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA L296-P1R2 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20