Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KLSM3 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Lumberg

Numer części KLSM3
Szczegółowy opis  Jack connectors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LUMBERG [Lumberg]
Strona internetowa  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

KLSM3 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Lumberg

  KLSM3 Datasheet HTML 1Page - Lumberg KLSM3 Datasheet HTML 2Page - Lumberg KLSM3 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
15 KLSM 3
01/2018
1
Jack connectors
Jack plug acc. to JIS C 6560 JC63P2, 6.35 mm, 2 poles/
mono, straight version, with bend protection and solder
terminals
State: Active
of 3


Podobny numer części - KLSM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M-System Co.,Ltd.
KLS MSYSTEM-KLS Datasheet
110Kb / 4P
Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
logo
C&K Components
KLS CK-COMPONENTS-KLS Datasheet
499Kb / 4P
Illuminated SPDT/DPDT Pushbutton
8 Jul 20
logo
M-System Co.,Ltd.
KLS-1-1-B MSYSTEM-KLS-1-1-B Datasheet
110Kb / 4P
Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KLS-1-1-B/Q MSYSTEM-KLS-1-1-B/Q Datasheet
110Kb / 4P
Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
KLS-1-1-C MSYSTEM-KLS-1-1-C Datasheet
110Kb / 4P
Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
More results

Podobny opis - KLSM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Lumberg
150001 LUMBERG-150001 Datasheet
445Kb / 3P
Jack connectors
150102 LUMBERG-150102 Datasheet
526Kb / 3P
Jack connectors
150106 LUMBERG-150106 Datasheet
1Mb / 3P
Jack connectors
150111 LUMBERG-150111 Datasheet
1Mb / 3P
Jack connectors
150203 LUMBERG-150203 Datasheet
608Kb / 3P
Jack connectors
150310 LUMBERG-150310 Datasheet
709Kb / 3P
Jack connectors
150312 LUMBERG-150312 Datasheet
986Kb / 3P
Jack connectors
153205 LUMBERG-153205 Datasheet
996Kb / 3P
Jack connectors
153206 LUMBERG-153206 Datasheet
433Kb / 3P
Jack connectors
KLBPS3 LUMBERG-KLBPS3 Datasheet
819Kb / 3P
Jack connectors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com