| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M28C256 Arkusz danych(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M28C256 Arkusz danych(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() SO-b E N CP B e A2 D C L A1 α H A 1 Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.46 2.64 0.097 0.104 A1 0.13 0.29 0.005 0.011 B 0.35 0.48 0.014 0.019 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 17.81 18.06 0.701 0.711 E 7.42 7.59 0.292 0.299 e 1.27 – – 0.050 – – H 10.16 10.41 0.400 0.410 L 0.61 1.02 0.024 0.040 α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° N28 28 CP 0.10 0.004 Drawing is not to scale. SO28 - 28 lead Plastic Small Outline, 300 mils body width 19/21 M28256 |