| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SC1485ITSTRT Arkusz danych(PDF) 5 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1485ITSTRT Arkusz danych(HTML) 5 Page - Semtech Corporation |
|
5 / 17 page ![]() 5 2004 Semtech Corp. www.semtech.com SC1485 POWER MANAGEMENT Pin Configuration TSSOP-28 e c i v e De g a k c a P ) 1 ( R T S T I 5 8 4 1 C S8 2 - P O S S T T R T S T I 5 8 4 1 C S ) 2 ( 8 2 - P O S S T Ordering Information Top View # n i Pe m a N n i Pn o i t c n u F n i P 11 D N G P. d n u o r g r e w o P 21 L D. h c ti w s T E F S O M e d i s w o l e h t r o f t u p t u o e v ir d e t a G 31 P D D V. s r e v ir d e t a g e h t r o f t u p n i e g a tl o v y l p p u s V 5 + 41 M I L I e c r u o s e h t r o g n i s n e s ) n o ( S D R r o f T E F S O M e d i s - w o l f o n i a r d o t t c e n n o C . n i p t u p n i ti m il t n e r r u C e r o m r o f n o it c e s s n o it a c il p p a e e S .r o t s i s e r g n i s n e s d l o h s e r h t a h g u o r h t g n i s n e s r o t s i s e r r o f . n o it a m r o f n i 51 X L. n o it c e n n o c r o t c u d n i e d o n g n i h c ti w S 61 H D. h c ti w s T E F S O M e d i s h g i h e h t r o f t u p t u o e v ir d e t a G 71 T S B. e v ir d e t a g e d i s h g i h e h t r o f n o it c e n n o c r o ti c a p a c t s o o B 82 V S P / N E d n a S P M S e l b a n e o t V 5 + o t e i T . S P M S e l b a s i d o t d n u o r g o t e i T . n i p t u p n i e v a S r e w o P / e l b a n E . e d o m n o it c u d n o c s u o n it n o c e t a v it c a d n a S P M S e l b a n E o t t a o l F . e d o m E V A S P e t a v it c a 92 N O T y l p p u s t u p n i n e e w t e b r o t s i s e r s e ir e s y b T E F S O M r e p p u f o e m it - n o s t e s d n a e g a tl o v t u p n i y r e tt a B . N I V d n a 0 12 T U O V . S P M S e h t f o t u p t u o e h t o t t c e n n o C .t u p t u o S P M S e h t r o f t u p n i e s n e s e g a tl o v t u p t u O 1 12 A C C V .r e tl if C R a h g u o r h t t c e n n o C . y l p p u s g o l a n a e h t r o f t u p n i e g a tl o v y l p p u S 2 12 K B F e g a tl o v t u p t u o t c e l e s o t t u p t u o t a r e d i v i d e v it s i s e r m o r f t c e n n o C . S P M S e h t r o f t u p n i k c a b d e e F . A C C V o t V 5 . 0 m o r f 3 12 D O O G P . p u r e w o p g n i w o ll o f y a l e d e l c y c k c o l c d e x if a r e tf a h g i h s e o G .t u p t u o d o o G r e w o P 4 12 D N G A. d n u o r g g o l a n A Pin Descriptions Notes: (1) Only available in tape and reel packaging. A reel contains 2500 devices. (2) Lead free product. This product is fully WEEE and RoHS compliant. |