Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GWCS8PM1.CM Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części GWCS8PM1.CM
Szczegółowy opis  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWCS8PM1.CM Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWCS8PM1.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-11-09
2
Version 1.4
GW CS8PM1.CM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF = 350 mA, T =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
GW CS8PM1.CM-KSKU-A838-1
2700
89.2 ... 112
Q65112A1019
GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1
2700
89.2 ... 112
Q65112A1018
GW CS8PM1.CM-KTLP-A737-1
3000
97 ... 121
Q65112A0957
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX57-1
3000
97 ... 121
Q65112A0956
GW CS8PM1.CM-KTLP-A636-1
3500
97 ... 121
Q65112A1158
GW CS8PM1.CM-KTLP-XX56-1
3500
97 ... 121
Q65112A1157
GW CS8PM1.CM-KULQ-A535-1
4000
104.2 ... 130
Q65112A1051
GW CS8PM1.CM-KULQ-XX55-1
4000
104.2 ... 130
Q65112A1050
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1
means that only one group KS, KT, KU will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KS, KT, KU enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
CS8PM1.CM-KSKU-XX58-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5).
1) page 24
1) Seite 24
J



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com