Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LUWG5GP Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LUWG5GP
Szczegółowy opis  white PLCC-4 package, clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWG5GP Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUWG5GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
LUW G5GP
2012-04-12
9
Durchlassstrom
2)4) Seite 18
Forward Current2)4) page 18
I
F = f (VF); TS = 25 °C
solid line: specified DC-range
Relative Farbortverschiebung2) Seite 18
Relative Chromaticity Coordinate Shift
2) page 18
x, y =
f (I
F); TS = 25 °C
Relative Lichtstrom
2) Seite 18
Relative Luminous Flux2) page 18
Φ
VV(100 mA) = f (I
F); TS = 25 °C
OHL04282
F
I
V
mA
2.8
F
V
0
20
40
60
80
100
120
140
160
200
2.9
3
3.1 3.2 3.3
3.5
-0.010
Cx
F
I
Cy
OHL04483
60
40
80 100 120
mA
140 160
200
∆Cy
∆Cx,
-0.005
0
0.005
0.010
OHL14284
I
F
Φ (100 mA)
V
V
Φ
30
0
mA
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
50 70 90 110 130 150 170
210



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com