| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LBLTLVE67C Arkusz danych(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBLTLVE67C Arkusz danych(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
13 / 15 page ![]() LB E67C, LV E67C, LT E67C 2003-05-26 13 Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. 0.7 (0.028) Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. |