| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LST656 Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LST656 Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS T656, LY T656 2007-06-06 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group yellow Einheit Unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) S1 S2 T1 T2 U1 U2 180 … 224 224 … 280 280 … 355 355 … 450 450 … 560 560 … 710 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) Anm. Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T2-3 Example: T2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength T2 3 Anm. In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |