| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
RM2N650IP Arkusz danych(PDF) 8 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM2N650IP Arkusz danych(HTML) 8 Page - Rectron Semiconductor |
|
8 / 9 page ![]() TO-252 Package Information Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min. Max. Min. Max. A 2.200 2.400 0.087 0.094 A1 0.000 0.127 0.000 0.005 b 0.660 0.860 0.026 0.034 c 0.460 0.580 0.018 0.023 D 6.500 6.700 0.256 0.264 D1 5.100 5.460 0.201 0.215 D2 4.830 TYP. 0.190 TYP. E 6.000 6.200 0.236 0.244 e 2.186 2.386 0.086 0.094 L 9.800 10.400 0.386 0.409 L1 2.900 TYP. 0.114 TYP. L2 1.400 1.700 0.055 0.067 L3 1.600 TYP. 0.063 TYP. L4 0.600 1.000 0.024 0.039 Φ 1.100 1.300 0.043 0.051 θ h 0.000 0.300 0.000 0.012 V 5.350 TYP. 0.211 TYP. |