| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
RM4N650HD Arkusz danych(PDF) 9 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM4N650HD Arkusz danych(HTML) 9 Page - Rectron Semiconductor |
|
9 / 11 page ![]() TO-220-3L-C Package Information Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Symbol Min. Max. Min. Max. A 4.400 4.600 0.173 0.181 A1 2.250 2.550 0.089 0.100 b 0.710 0.910 0.028 0.036 b1 1.170 1.370 0.046 0.054 c 0.330 0.650 0.013 0.026 c1 1.200 1.400 0.047 0.055 D 9.910 10.250 0.390 0.404 E 8.9500 9.750 0.352 0.384 E1 12.650 12.950 0.498 0.510 e 2.540 TYP. 0.100 TYP. e1 4.980 5.180 0.196 0.204 F 2.650 2.950 0.104 0.116 H 7.900 8.100 0.311 0.319 h 0.000 0.300 0.000 0.012 L 12.900 13.400 0.508 0.528 L1 2.850 3.250 0.112 0.128 V 7.500 REF. 0.295 REF. 3.400 3.800 0.134 0.150 |