| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CS19-08HO1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS19-08HO1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - IXYS Corporation |
|
2 / 2 page ![]() © 2000 IXYS All rights reserved 2 - 2 CS 19 Symbol Test Conditions Characteristic Values I R, ID T VJ = TVJM; VR = VRRM; VD = VDRM ≤ 5mA V T I T = 20 A; T VJ = 25°C ≤ 1.6 V V T0 For power-loss calculations only (T VJ = 125°C) 0.85 V r T 27 m Ω V GT V D = 6 V; T VJ = 25°C ≤ 1.5 V T VJ = -40°C ≤ 2.5 V I GT V D = 6 V; T VJ = 25°C ≤ 28 mA T VJ = -40°C ≤ 50 mA V GD T VJ = TVJM;VD = 2/3 VDRM ≤ 0.2 V I GD ≤ 3mA I L T VJ = 25°C; tP = 10 µs ≤ 75 mA I G = 0.1 A; diG/dt = 0.1 A/µs I H T VJ = 25°C; VD = 6 V; RGK = ∞ ≤ 50 mA t gd T VJ = 25°C; VD = 1/2 VDRM ≤ 2 µs I G = 0.1 A; diG/dt = 0.1 A/µs R thJC DC current 1.0 K/W R thCK DC current typ 0.25 K/W a Max. acceleration, 50 Hz 50 m/s2 Dimensions in mm (1 mm = 0.0394") Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.06 4.83 .160 .190 A1 2.03 2.79 .080 .110 b 0.51 0.99 .020 .039 b2 1.14 1.40 .045 .055 c 0.46 0.74 .018 .029 c2 1.14 1.40 .045 .055 D 8.64 9.65 .340 .380 D1 7.11 8.13 .280 .320 E 9.65 10.29 .380 .405 E1 6.86 8.13 .270 .320 e 2.54 BSC .100 BSC L 14.61 15.88 .575 .625 L1 2.29 2.79 .090 .110 L2 1.02 1.40 .040 .055 L3 1.27 1.78 .050 .070 L4 0 0.38 0 .015 R 0.46 0.74 .018 .029 Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 12.70 13.97 0.500 0.550 B 14.73 16.00 0.580 0.630 C 9.91 10.66 0.390 0.420 D 3.54 4.08 0.139 0.161 E 5.85 6.85 0.230 0.270 F 2.54 3.18 0.100 0.125 G 1.15 1.65 0.045 0.065 H 2.79 5.84 0.110 0.230 J 0.64 1.01 0.025 0.040 K 2.54 BSC 0.100 BSC M 4.32 4.82 0.170 0.190 N 1.14 1.39 0.045 0.055 Q 0.35 0.56 0.014 0.022 R 2.29 2.79 0.090 0.110 TO 263 AA TO 220 AB |