Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LUW-CQDP Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LUW-CQDP
Szczegółowy opis  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-CQDP Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUW-CQDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUW-CQDP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Released
LUW CQDP
2011-08-01
9
Relative spektrale Emission
2) Seite 20
Relative Spectral Emission2) page 20
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φ
rel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 20
Radiation Characteristic
2) page 20
Ι
rel = f (ϕ); TS = 25 °C
450
60
40
20
400
0
Φ
rel
100
%
80
550
500
650
600
750
700
nm
λ
λ
V
OHL13926
OHL04507
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
0.4
0.6
0.8
1.0
100˚
90˚
80˚
70˚
60˚
50˚
0˚
10˚
20˚
30˚
40˚
0
0.2
0.4
0.6
1.0
ϕ
0.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com