Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LUW-H9QP Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LUW-H9QP
Szczegółowy opis  SMD epoxy package
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-H9QP Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUW-H9QP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-H9QP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2016-10-27
2
Version 1.11 (not for new design)
LUW H9QP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 700 mA
ΦV [lm]
LUW H9QP-5M8M-HNJN-1
180 ... 280
Q65111A3704
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 means
that only one group 5M, 6M, 7M, 8M, M7 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G,8H will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5M, 6M, 7M, 8M, M7 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LUW
H9QP-5M8M-HNJN-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
8E,8F,8G,8H enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24