| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HT12M Arkusz danych(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT12M Arkusz danych(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
4 / 6 page ![]() Application Circuit HT12E/HT12M pairing application circuit Using internal OP amplifier circuit HT12M Rev. 1.00 4 March 25, 2002 T r a n s m i t t e r C i r c u i t H T 1 2 E R e c e i v e r C i r c u i t H T 1 2 M A d d r e s s D a t a A d d r e s s V D D H T 1 2 M A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 1 2 3 4 5 6 7 8 T E S T O S C I V S S V D D V T A U D V D D D I N A M P C 9 4 5 R . A N T E N N A |