| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SFH9202-2/3 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH9202-2/3 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 11 page ![]() 2007-04-03 2 SFH 9202 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Sender (GaAs-Diode) Emitter (GaAs diode) Sperrspannung Reverse voltage V R 5 V Vorwärtsgleichstrom Forward current I F 50 mA Verlustleistung Power dissipation P tot 80 mW Empfänger (Si-Fototransistor) Detector (silicon phototransistor) Dauer-Kollektor-Emitter-Sperrspannung Continuous collector-emitter voltage V CE 16 V Kollektor-Emitter-Sperrspannung, ( t ≤ 1 min) Collector-emitter voltage, ( t ≤ 1 min) V CE 30 Emitter-Kollektor-Sperrspannung Emitter-collector voltage V EC 7 Kollektorstrom Collector current I C 10 mA Verlustleistung Total power dissipation P tot 100 mW Reflexlichtschranke Light Reflection Switch Lagertemperatur Storage temperature range T stg – 40 … + 100 °C Umgebungstemperatur Ambient temperature range T A – 40 … + 100 Verlustleistung Power dissipation P tot 150 mW Elektrostatische Entladung Electrostatic discharge ESD 2 KV Umweltbedingungen / Environment conditions 3 K3 acc. to EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3) |