| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC34063AL-S08-R Arkusz danych(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MC34063AL-S08-R Arkusz danych(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
6 / 9 page ![]() MC34063A LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 6 of 9 www.unisonic.com.tw QW-R103-008.N V OLT AGE I N V ERT I N G CON V ERT ER TEST CONDITIONS RESULTS Line Regulation VIN = 4.5V ~ 6.0V, IOUT = 100mA 3.0mV = ±0.012% Load Regulation VIN = 5.0V, IOUT = 10mA ~ 100mA 0.022V = ±0.09% Output Ripple VIN = 5.0V, IOUT = 100mA 500mVP-P Short Circuit Current VIN = 5.0V, RL = 0.1 Ω 910mA Efficiency VIN = 5.0V, IOUT = 100mA 62.2% Output Ripple With Optional Filter VIN = 5.0V, IOUT = 100mA 70mVP-P |