| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM705 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM705 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 27 page ![]() STM705/706/707/708/813L 2/27 TABLE OF CONTENTS FEATURES SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Figure 1. Packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 1. Device Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 2. Logic Diagram (STM705/706/813L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 3. Logic Diagram (STM707/708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Table 2. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 4. STM705/706/813L SO8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 5. STM705/706/813L TSSOP8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 6. STM707/708 SO8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 7. STM707/708 TSSOP8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 3. Pin Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 8. Block Diagram (STM705/706/813L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 9. Block Diagram (STM707/708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 10.Hardware Hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reset Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Push-button Reset Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Watchdog Input (STM705/706/813L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Watchdog Output (STM705/706/813L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Power-fail Input/Output. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ensuring a Valid Reset Output Down to VCC = 0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 11.Reset Output Valid to Ground Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 12.Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 13.Supply Current vs. Temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 14.VPFI Threshold vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 15.Reset Comparator Propagation Delay vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 16.Power-up trec vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 17.Normalized Reset Threshold vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 18.Watchdog Time-out Period vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 19.PFI to PFO Propagation Delay vs. Temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 20.Output Voltage vs. Load Current (VCC = 5V; VBAT = 2.8V; TA = 25°C). . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 21.Output Voltage vs. Load Current (VCC = 0V; VBAT = 2.8V; TA = 25°C). . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 22.RST Output Voltage vs. Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 23.RST Output Voltage vs. Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 24.RST Response Time (Assertion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 25.RST Response Time (Assertion). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 |