| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STV9382 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV9382 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() Package Mechanical Data OPTIMWATTTM STV9382 8/10 7 Package Mechanical Data Figure 7: 20-Pin Plastic Dual In-Line Package, 300-mil Width Table 2: DIP20 Package Dim. mm inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 24.89 26.92 0.980 1.060 e 2.54 0.100 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 Number of Pins N 20 D e3 Sb2 b e A1 A A2 L C e1 E1 G e4 K1 K2 |