| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PBLS1502V Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PBLS1502V Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
6 / 14 page ![]() 9397 750 13448 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004. All rights reserved. Product data sheet Rev. 02 — 4 November 2004 6 of 14 Philips Semiconductors PBLS1502Y; PBLS1502V 15 V PNP BISS loadswitch Tamb = 25 °C. (1) IB =−7.0 mA. (2) IB =−6.3 mA. (3) IB =−5.6 mA. (4) IB =−4.9 mA. (5) IB =−4.2 mA. (6) IB =−3.5 mA. (7) IB =−2.8 mA. (8) IB =−2.1 mA. (9) IB =−1.4 mA. (10) IB =−0.7 mA. IC/IB = 20. (1) Tamb =−55 °C. (2) Tamb = 25 °C. (3) Tamb = 150 °C. Fig 5. TR1(PNP): Collector current as a function of collector-emitter voltage; typical values. Fig 6. TR1(PNP): Equivalent on-resistance as a function of collector current; typical values. VCE (V) 0 −10 −8 −4 −6 −2 001aaa182 −400 −800 −1200 IC (mA) 0 (1) (2) (3) (4) (6) (9) (8) (10) (7) (5) 001aaa186 IC (mA) −10−1 −103 −102 −1 −10 1 10 102 103 RCEsat ( Ω) 10−1 (2) (3) (1) |