| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SP2996BEN/TR Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP2996BEN/TR Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sipex Corporation |
|
4 / 10 page ![]() Date: 07/07/05 SP2996B 2A Termination Regulator © Copyright 2005 Sipex Corporation 4 TEST CIRCUITS VOUT V REFEN GND IL COUT VCNTL VIN 3.3V 2.5V 1.25V VOUT Figure 1. Output Voltage Tolerance, ∆V LOAD VOUT V REFEN GND RL COUT VCNTL VIN 3.3V 2.5V 1.25V A 1.25V 0V RL & COUT Time Delay VOUT Figure 2. Current in Shutdown Mode, I SHDN ZeroV |