Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SGF29 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części SGF29
Szczegółowy opis  For C to Ku-band Local Oscillator and Amplifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SGF29 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  SGF29 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SGF29 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SGF29 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SGF29 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device SGF29 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SGF29
No.7054-3/5
S11
S12
S21
S22
50
25
10
0
10
--10
--25
--50
--100
--150
--200
--250
100
150
200
250
100
150
250
6.0
3.0
15.0
50
25
R max=1
50
25
10
0
10
25
--10
--25
--50
--100
--150
--200
--250
100
150
200
250
100
150
250
50
12.0
9.0
R max=1
90˚
120˚
150˚
--180˚
--150˚
--120˚
--90˚
--30˚
--60˚
5
60˚
30˚
6.0
9.0
R max=5
90˚
120˚
150˚
--180˚
--150˚
--120˚
--90˚
--30˚
--60˚
0.5
60˚
30˚
6.0
12.0
9.0
R max=0.5
IT03169
IT03170
IT03172
IT03171
S-Parameter
VDS=3V IDS=30mA, START 3 GHz STOP 16 GHz



Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com