| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
NVSW309AT Arkusz danych(PDF) 18 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NVSW309AT Arkusz danych(HTML) 18 Page - NICHIA CORPORATION |
|
18 / 41 page ![]() NICHIA STS-DA1-4490B <Cat.No.170321> 17 OUTLINE DIMENSIONS 管理番号 No. (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品 RoHS指 適合し ます * STS-DA7-10279B NVSW309A (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2) K A 保護素子 Protection Device 0.032g(TYP) 目 Item 内容 Description ッ ー 材質 Package Materials プ ー 材質 Pre-coating Materials 電極材質 Electrodes Materials 質量 Weight ミッ Ceramics ン 材質 Lens Materials ーン樹脂(蛍体入 Silicone Resin(with phosphor) 金メッキ Au-plated ーン樹脂 Silicone Resin 0.4 0.52 3.2 0.5 Anode Cathode 3.1 3.5 Cathode Mark 学的中心位置 Location of the optical center |