Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXZ210N50L2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

Numer części IXZ210N50L2
Szczegółowy opis  N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ210N50L2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXZ210N50L2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXZ210N50L2 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
IXZ210N50L2
RF Power MOSFET
Table 2
S Parameters
VDS = 100V IBIAS = 0.6A
Freq. (MHz)
Mag. S11 Phase S11
Mag. S12 Phase S12
Mag. S21 Phase S21
Mag. S22 Phase S22
2
1
-67.8
0.01
61.9
62.5
151
0.79
-15
5
0.924
-117
0.015
26.6
36.5
114
0.57
-53
10
0.91
-145.7
0.016
5.3
19.7
91
0.51
-76
13.56
0.916
-154
0.015
-2.2
14.3
81.6
0.53
-88
15
0.92
-157
0.015
-4.6
12.9
78.1
0.54
-92
20
0.927
-161
0.014
-11
9.3
68.7
0.59
-105
25
0.933
-165
0.012
-15
6.9
61.2
0.62
-115.6
27.12
0.935
-166
0.011
-15.5
6.3
58.4
0.65
-118
30
0.939
-167.5
0.011
-17.4
5.4
55.2
0.702
-123
35
0.945
-169.5
0.01
-19
4.3
50
0.74
-130
40
0.95
-171
0.008
-17.6
3.6
45.6
0.78
-136
45
0.955
-172.3
0.008
-13
3
42.1
0.805
-141
50
0.96
-173.4
0.006
-9
2.5
38.6
0.825
-146
60
0.964
-175.4
0.0057
8
1.94
33.1
0.86
-154
70
0.967
-177
0.005
31
1.49
28.6
0.885
-160.5
80
0.97
-178.3
0.006
47
1.19
25.3
0.897
-166.5
90
0.972
-178.5
0.008
56
1.05
27.8
0.865
-169.7
100
0.971
-179.5
0.01
61
0.903
19.7
0.905
-173.7
105
0.972
-179.9
0.01
62
0.82
18
0.912
-175.8
110
0.972
179.5
0.011
64
0.78
16.7
0.912
-177.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com