Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMBJ80CA Arkusz danych(PDF) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części SMBJ80CA
Szczegółowy opis  Peak Power Surface Mount TVS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SMBJ80CA Arkusz danych(HTML) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SMBJ80CA Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMBJ80CA Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMBJ80CA Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMBJ80CA Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Elektronische Bauelemente
SMBJ Series
5V ~ 440V, 600W
Peak Power Surface Mount TVS
01-Apr-2016 Rev. D
Page 4 of 4
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com